Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EMC2104 Fiches technique(PDF) 98 Page - SMSC Corporation

No de pièce EMC2104
Description  Dual RPM-Based PWM Fan Controller with Hardware Thermal Shutdown
PDF  101 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SMSC [SMSC Corporation]
Site Internet  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

EMC2104 Fiches technique(HTML) 98 Page - SMSC Corporation

Back Button EMC2104 Datasheet HTML 93Page - SMSC Corporation EMC2104 Datasheet HTML 94Page - SMSC Corporation EMC2104 Datasheet HTML 95Page - SMSC Corporation EMC2104 Datasheet HTML 96Page - SMSC Corporation EMC2104 Datasheet HTML 97Page - SMSC Corporation EMC2104 Datasheet HTML 98Page - SMSC Corporation EMC2104 Datasheet HTML 99Page - SMSC Corporation EMC2104 Datasheet HTML 100Page - SMSC Corporation EMC2104 Datasheet HTML 101Page - SMSC Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 98 / 101 page
background image
Dual RPM-Based PWM Fan Controller with Hardware Thermal Shutdown
Datasheet
Revision 1.74 (05-08-08)
98
SMSC EMC2104
DATASHEET
800
19
9830
4896
99
1606
832
1A
9452
4928
9A
1596
864
1B
9102
4960
9B
1586
896
1C
8777
4992
9C
1575
928
1D
8474
5024
9D
1565
960
1E
8192
5056
9E
1555
992
1F
7928
5088
9F
1546
1024
20
7680
5120
A0
1536
1056
21
7447
5152
A1
1526
1088
22
7228
5184
A2
1517
1120
23
7022
5216
A3
1508
1152
24
6827
5248
A4
1499
1184
25
6642
5280
A5
1489
1216
26
6467
5312
A6
1480
1248
27
6302
5344
A7
1472
1280
28
6144
5376
A8
1463
1312
29
5994
5408
A9
1454
1344
2A
5851
5440
AA
1446
1376
2B
5715
5472
AB
1437
1408
2C
5585
5504
AC
1429
1440
2D
5461
5536
AD
1421
1472
2E
5343
5568
AE
1412
1504
2F
5229
5600
AF
1404
1536
30
5120
5632
B0
1396
1568
31
5016
5664
B1
1388
1600
32
4915
5696
B2
1381
1632
33
4819
5728
B3
1373
1664
34
4726
5760
B4
1365
1696
35
4637
5792
B5
1358
1728
36
4551
5824
B6
1350
1760
37
4468
5856
B7
1343
Table C.1 Tachometer Count to RPM Look Up Table (Range = 1000 RPM) (continued)
TACH COUNT
(DECIMAL)
REGISTER
READING (HEX)
FAN SPEED
(RPM)
TACH COUNT
(DECIMAL)
REGISTER
READING
(HEX)
FAN SPEED
(RPM)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com