| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AN3350 Fiches technique(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3350 Fiches technique(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 185 page ![]() Contents AN3350 12/185 Doc ID 018512 Rev 2 21.5 explicit_zero_data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 21.6 float_constants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 21.7 instmgr_file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 21.8 longlong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 21.9 longlong_enums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 21.10 min_enum_size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 21.11 pool_strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 21.12 readonly_strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 21.13 reverse_bitfields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 21.14 store_object_files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 22 Pragmas for optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 22.1 global_optimizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 22.2 opt_common_subs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 22.3 opt_dead_assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 22.4 opt_dead_code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 22.5 opt_lifetimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 22.6 opt_loop_invariants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 22.7 opt_propagation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 22.8 opt_strength_reduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 22.9 opt_strength_reduction_strict . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 22.10 opt_unroll_loops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 22.11 opt_vectorize_loops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 22.12 optimization_level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 22.13 optimize_for_size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 22.14 optimizewithasm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 22.15 pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 22.16 strictheaderchecking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 23 eTPU specific features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 23.1 Restrictions on 32-bit variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 23.2 Host interface files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 23.3 eTPU functions structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 23.4 pragma ETPU_function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 |