Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EMC2302 Fiches technique(PDF) 11 Page - SMSC Corporation

No de pièce EMC2302
Description  Dual RPM-Based PWM Fan Controller
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SMSC [SMSC Corporation]
Site Internet  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

EMC2302 Fiches technique(HTML) 11 Page - SMSC Corporation

Back Button EMC2302 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation EMC2302 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation EMC2302 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation EMC2302 Datasheet HTML 10Page - SMSC Corporation EMC2302 Datasheet HTML 11Page - SMSC Corporation EMC2302 Datasheet HTML 12Page - SMSC Corporation EMC2302 Datasheet HTML 13Page - SMSC Corporation EMC2302 Datasheet HTML 14Page - SMSC Corporation EMC2302 Datasheet HTML 15Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 44 page
background image
Dual RPM-Based PWM Fan Controller
Datasheet
SMSC EMC2302
11
Revision 1.1 (10-12-09)
DATASHEET
Clock Low Period
tLOW
1.3
us
Clock High Period
tHIGH
0.6
us
Clock/Data Fall time
tFALL
300
ns
Min = 20+0.1CLOAD ns
Clock/Data Rise time
tRISE
300
ns
Min = 20+0.1CLOAD ns
Capacitive Load
CLOAD
400
pF
per bus line
Table 2.3 SMBus Electrical Specifications (continued)
VDD= 3V to 3.6V, TA = -40°C to 125°C Typical values are at TA = 27°C unless otherwise noted.
CHARACTERISTIC
SYMBOL
MIN
TYP
MAX
UNITS
CONDITIONS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com