Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SPEAR1310 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No de pièce SPEAR1310
Description  Dual-core Cortex A9 embedded MPU for communications
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPEAR1310 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  SPEAR1310 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 57 page
background image
Contents
SPEAr1310
4/57
Doc ID 17528 Rev 4
26
TFT LCD controller (CLCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
26.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
27
Keyboard controller (KBD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
27.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
28
Memory card interface (MCIF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
28.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
29
Expansion interface (EXPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
29.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
30
Security co-processor (C3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
30.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
31
One-time programmable antifuse (OTP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
31.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
32
General purpose timer (GPT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
32.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
33
Real-time clock (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
33.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
34
Direct memory access controller (DMAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
34.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
35
JPEG Codec (JPGC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
35.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
36
Analog-to-digital converter (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
36.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
37
General purpose input/output (GPIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
37.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
38
Temperature sensor (THSENS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57