Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SPEAR1310 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce SPEAR1310
Description  Dual-core Cortex A9 embedded MPU for communications
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPEAR1310 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  SPEAR1310 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 57 page
background image
Contents
SPEAr1310
2/57
Doc ID 17528 Rev 4
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Multilayer interconnect matrix (BUSMATRIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
CortexA9 subsystem (A9SM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4
Clock and reset system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5
Reset and clock generator (RCG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6
Power control module (PCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7
BootROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8
Static RAM (SRAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9
Multiport memory controller (MPMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10
Flexible static memory controller (FSMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
10.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
11
Serial memory interface (SMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
12
Giga/Fast Ethernet media access controller (GMAC) . . . . . . . . . . . . . 21
12.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
13
PCI Express (PCIe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57