| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST10F280 Fiches technique(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F280 Fiches technique(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 239 page ![]() ST10F280 List of figures Doc ID 8673 Rev. 3 11/239 Figure 49. Port 8 I/O and alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Figure 50. Block diagram of Port 8 pins P8.7...P8.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Figure 51. PORT10 I/O and alternate functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Figure 52. Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Figure 53. XTIMER block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Figure 54. XADCINJ timer output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Figure 55. External connection for ADC channel injection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Figure 56. Asynchronous mode of serial channel ASC0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Figure 57. Synchronous mode of serial channel ASC0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Figure 58. Synchronous serial channel SSC block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Figure 59. Single CAN bus multiple interfaces - multiple transceivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Figure 60. Single CAN bus dual interfaces - single transceiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Figure 61. Connection to two different CAN buses (e.g. for gateway application). . . . . . . . . . . . . . . 157 Figure 62. CAN module address map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Figure 63. Bit timing definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Figure 64. Message object address map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Figure 65. Asynchronous reset timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Figure 66. Synchronous warm reset (short low pulse on RSTIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Figure 67. Synchronous warm reset (long low pulse on RSTIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Figure 68. Internal (simplified) reset circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Figure 69. Minimum external reset circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Figure 70. External reset hardware circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Figure 71. External RC circuit on RPD pin for exiting power down mode with external interrupt . . . 183 Figure 72. Simplified power down exit circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Figure 73. Power down exit sequence when using an external interrupt (PLL x 2) . . . . . . . . . . . . . . 184 Figure 74. Supply / idle current as a function of operating frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Figure 75. Input / output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Figure 76. Float waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Figure 77. Generation mechanisms for the CPU clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Figure 78. Approximated maximum PLL Jitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Figure 79. External clock drive XTAL1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Figure 80. External memory cycle: multiplexed bus, with / without read / write delay, normal ALE. . 218 Figure 81. External memory cycle: multiplexed bus, with / without read / write delay, extended ALE219 Figure 82. External memory cycle: multiplexed bus, with / without read / write delay, normal ALE, read / write chip select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Figure 83. External memory cycle: multiplexed bus, with / without read / write delay, extended ALE, read / write chip select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Figure 84. External memory cycle: demultiplexed bus, with / without read / write delay, normal ALE224 Figure 85. External memory cycle: demultiplexed bus, with / without read / write delay, extended ALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Figure 86. External memory cycle: demultiplexed bus, with / without read / write delay, normal ALE, read / write chip select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Figure 87. External memory cycle: demultiplexed bus, no read / write delay, extended ALE, read /write chip select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 88. CLKOUT and READY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Figure 89. External bus arbitration, releasing the bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Figure 90. External bus arbitration, (regaining the bus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Figure 91. SSC master timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Figure 92. SSC slave timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Figure 93. Package outline PBGA 208 (23 x 23 x 1.96 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 |