| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PM0237 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM0237 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 88 page ![]() Contents PM0237 2/88 DocID027104 Rev 2 Contents 1 Bluetooth low energy technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1 BLE stack architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2 Physical layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3 Link Layer (LL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 1.3.1 BLE packets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.3.2 Advertising state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3.3 Scanning state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3.4 Connection state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.4 Host controller interface (HCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.5 Logical link control and adaptation layer protocol (L2CAP) . . . . . . . . . . . 18 1.6 Attribute Protocol (ATT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.7 Security Manager (SM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.8 Generic attribute profile (GATT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.8.1 Characteristic attribute type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.8.2 Characteristic descriptors type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.8.3 Service attribute type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.8.4 GATT procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.9 Generic access profile (GAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.10 BLE profiles and applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.10.1 Proximity profile example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2 BlueNRG, BlueNRG-MS stacks architecture and ACI . . . . . . . . . . . . . 34 2.1 ACI interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.2 ACI Interface resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.3 Other platforms resources files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.3.1 Platforms configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.4 How to port the ACI SPI interface framework to a selected microcontroller 40 3 Design an application using BlueNRG, BlueNRG-MS ACI APIs . . . . . 41 3.1 Initialization phase and main application loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.1.1 BLE addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.1.2 Set tx power level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 |