| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SPEAR320 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR320 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 73 page ![]() Contents SPEAr320 2/73 Doc ID 16755 Rev 5 Contents 1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 Architecture overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.1 CPU ARM 926EJ-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.2 Embedded memory units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.2.1 BootROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.3 Mobile DDR/DDR2 memory controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.4 Serial memory interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.5 External memory interface (EMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.6 SDIO controller/MMC card interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.7 Flexible static memory controller (FSMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.8 Multichannel DMA controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.9 Ethernet controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.9.1 MII0 Ethernet controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.9.2 SMII0/SMII1/MII1 Ethernet controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.10 CAN controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.11 USB2 Host controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.12 USB2 Device controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.13 CLCD controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.14 GPIOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.15 Parallel port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.16 Synchronous serial ports (SSP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.17 I2C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.18 UARTs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.18.1 UART0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.18.2 UART1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.18.3 UART2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.19 JPEG CODEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.20 Cryptographic co-processor (C3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.21 8-channel ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 |