| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SC3200 Fiches technique(PDF) 12 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC3200 Fiches technique(HTML) 12 Page - Advanced Micro Devices |
|
12 / 447 page ![]() 12 AMD Geode™ SC3200 Processor Data Book List of Tables Revision 5.1 Table 9-17. PCI AC Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Table 9-18. PCI Clock Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Table 9-19. PCI Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Table 9-20. Measurement Condition Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Table 9-21. Sub-ISA Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Table 9-22. LPC and SERIRQ Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Table 9-23. IDE General Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Table 9-24. IDE Register Transfer to/from Device Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Table 9-25. IDE PIO Data Transfer to/from Device Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Table 9-26. IDE Multiword DMA Data Transfer Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Table 9-27. IDE UltraDMA Data Burst Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Table 9-28. USB Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Table 9-29. UART, Sharp-IR, SIR, and Consumer Remote Control Timing Parameters . . . . . . . . . . . . 422 Table 9-30. Fast IR Port Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Table 9-31. Standard Parallel Port Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Table 9-33. ECP Forward Mode Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Table 9-34. ECP Reverse Mode Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Table 9-35. AC Reset Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Table 9-36. AC97 Sync Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Table 9-37. AC97 Clocks Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Table 9-38. AC97 I/O Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Table 9-39. AC97 Signal Rise and Fall Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Table 9-40. AC97 Low Power Mode Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Table 9-41. PWRBTN# Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Table 9-42. Power Management Event (GPWIO) and ONCTL# Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . 433 Table 9-43. Power-Up Sequence Using the Power Button Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Table 9-44. Power-Up Sequence Not Using the Power Button Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Table 9-45. JTAG Timing Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Table 10-1. qJC (×C/W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Table 10-2. Case-to-Ambient Thermal Resistance Example @ 85×C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Table A-1. Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Table A-2. Edits to Current Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 |