Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SC3200 Fiches technique(PDF) 5 Page - Advanced Micro Devices

No de pièce SC3200
Description  AMD GEODE-TM SC3200 PROCESSOR
PDF  447 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AMD [Advanced Micro Devices]
Site Internet  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

SC3200 Fiches technique(HTML) 5 Page - Advanced Micro Devices

  SC3200 Datasheet HTML 1Page - Advanced Micro Devices SC3200 Datasheet HTML 2Page - Advanced Micro Devices SC3200 Datasheet HTML 3Page - Advanced Micro Devices SC3200 Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices SC3200 Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices SC3200 Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices SC3200 Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices SC3200 Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices SC3200 Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 447 page
background image
AMD Geode™ SC3200 Processor Data Book
5
List of Figures
Revision 5.1
List of Figures
Figure 1-1.
Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 3-1.
Signal Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 3-2.
432-EBGA Ball Assignment Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Figure 3-3.
481-TEPBGA Ball Assignment Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figure 4-1.
WATCHDOG Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Figure 4-2.
Clock Generation Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Figure 4-3.
Recommended Oscillator External Circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Figure 5-1.
SIO Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Figure 5-2.
Detailed SIO Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Figure 5-3.
Structure of the Standard Configuration Register File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Figure 5-4.
Standard Configuration Registers Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Figure 5-5.
Recommended Oscillator External Circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Figure 5-6.
External Oscillator Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Figure 5-7.
Divider Chain Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Figure 5-8.
Power Supply Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Figure 5-9.
Typical Battery Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Figure 5-10.
Typical Battery Current: Battery Backed Power Mode @ TC = 25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Figure 5-11.
Typical Battery Current: Normal Operation Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Figure 5-12.
Interrupt/Status Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Figure 5-13.
Bit Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Figure 5-14.
Start and Stop Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Figure 5-15.
ACCESS.bus Data Transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Figure 5-16.
ACCESS.bus Acknowledge Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Figure 5-17.
A Complete ACCESS.bus Data Transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Figure 5-18.
UART Mode Register Bank Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Figure 5-19.
IRCP/SP3 Register Bank Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Figure 6-1.
Core Logic Module Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Figure 6-2.
Non-Posted Fast-PCI to ISA Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Figure 6-3.
PCI to ISA Cycles with Delayed Transaction Enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Figure 6-4.
ISA DMA Read from PCI Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Figure 6-5.
ISA DMA Write to PCI Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Figure 6-6.
PCI Change to Sub-ISA and Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Figure 6-7.
PIT Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Figure 6-8.
PIC Interrupt Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Figure 6-9.
PCI and IRQ Interrupt Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Figure 6-10.
SMI Generation for NMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Figure 6-11.
General Purpose Timer and UDEF Trap SMI Tree Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Figure 6-12.
PRD Table Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Figure 6-13.
AC97 V2.0 Codec Signal Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Figure 6-14.
Audio SMI Tree Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Figure 6-15.
Typical Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Figure 7-1.
Video Processor Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Figure 7-2.
NTSC 525 Lines, 60 Hz, Odd Field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Figure 7-3.
NTSC 525 Lines, 60 Hz, Even Field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Figure 7-4.
VIP Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More