| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STA321MPL1 Fiches technique(PDF) 64 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA321MPL1 Fiches technique(HTML) 64 Page - STMicroelectronics |
|
64 / 80 page ![]() Configuration registers (0x77; 0x78; 0x79) STA321MPL1 64/80 DocID029389 Rev 1 Table 13. Normal channel attenuation Index dB Index dB Index dB 0x00 0 0x16 18.75 0x2C 21.5 0x01 10.5 0x17 18.875 0x2D 21.625 0x02 11 0x18 19 0x2E 21.75 0x03 11.5 0x19 19.125 0x2F 21.875 0x04 12 0x1A 19.25 0x30 22 0x05 12.5 0x1B 19.375 0x31 22.5 0x06 13 0x1C 19.5 0x32 23 0x07 13.5 0x1D 19.625 0x33 23.5 0x08 14 0x1E 19.75 0x34 24 0x09 14.5 0x1F 19.875 0x35 24.5 0x0A 15 0x20 20 0x36 25 0x0B 15.5 0x21 20.125 0x37 25.5 0x0C 16 0x22 20.25 0x38 26 0x0D 16.5 0x23 20.375 0x39 26.5 0x0E 17 0x24 20.5 0x3A 27 0x0F 17.5 0x25 20.625 0x3B 27.5 0x10 18 0x26 20.75 0x3C 28 0x11 18.125 0x27 20.875 0x3D 28.5 0x12 18.25 0x28 21 0x3E 29 0x13 18.375 0x29 21.125 0x3F 29.5 0x14 18.5 0x2A 21.25 0x15 18.625 0x2B 21.375 |