Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AS7058 Fiches technique(PDF) 36 Page - ams-OSRAM AG

No de pièce AS7058
Description  IC for PPG, ECG and body impedance measurement
PDF  199 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Site Internet  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

AS7058 Fiches technique(HTML) 36 Page - ams-OSRAM AG

Back Button AS7058 Datasheet HTML 32Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 33Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 34Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 35Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 36Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 37Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 38Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 39Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 40Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 199 page
background image
AS7058
Functional description
Datasheet • PUBLIC • Document Feedback
DS001077 • v2-00 • 2025-Sep-24
36 / 199
/
7.5.2
Ambient light compensation
AS7058 offers up to three different options to compensate for ambient light influences while a
measurement is ongoing. This chapter provides a detailed description of Double
Measurement, Tripple Measurement and the Advanced Automatic Offset Compensation
(AAOC).
7.5.2.1
Double measurement
The double sampling function measures two values within a subsample. The first
measurement is the same like a single measurement with the LED enabled and the configured
offset current is applied to the ADC input channel. The sample data is stored temporarily in the
memory. The second part of the measurement is done with the LED disabled which represents
an ambient light measurement. The difference between the first measurement and the ambient
light measurement is stored in the FIFO memory.
Equation 1: Double measurement result calculation
������������������������������������������ = ������������������������
������������ − ������������������������������������������
������������������������������������������ … ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������
������������������������
������������ … ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������ ������ℎ������������������
������������������������
������������������ … ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������ ������ℎ������������������



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More