| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AS7225 Fiches technique(PDF) 24 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS7225 Fiches technique(HTML) 24 Page - OSRAM GmbH |
|
24 / 76 page ![]() Document Feedback AS7225 I²C Slave Interface Datasheet • PUBLIC DS000496 • v2-00 • 2019-Jun-28 75 │ 23 Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit tSU:STO Setup Time for STOP Condition 0.6 μs CB Capacitive Load for Each Bus Line CB — total capacitance of one bus line in pF 400 pF CI/O I/O Capacitance (SDA, SCL) 10 pF Figure 15: I²C Slave Timing Diagram tR tLOW SCL P S tHIGH S P tHD:STA tHD:DAT tSU:DAT VIH SDA tBUF VIL Stop Start tSU:STA tF tSU:STO |