| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SPEAR300 Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR300 Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 83 page ![]() SPEAr300 List of tables Doc ID 16324 Rev 2 5/83 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. Master clock, RTC, Reset and 3.3 V comparator pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 3. Power supply pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 4. Debug pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 5. Serial memory interface (SMI) pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 6. USB pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 7. ADC pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 8. DDR pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 9. PL_GPIO pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 10. Available peripherals in each configuration mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 11. PL_GPIO multiplexing scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 12. Table shading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Table 13. Ball sharing during debug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Table 14. Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Table 15. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Table 16. Maximum power consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Table 17. Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Table 18. Overshoot and undershoot specifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Table 19. Low voltage TTL DC input specification (3 V< VDD <3.6 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 20. Low voltage TTL DC output specification (3 V< VDD <3.6 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 21. Pull-up and pull-down characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 22. DC characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 23. Driver characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 24. On die termination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Table 25. Reference voltage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Table 26. DDR2 Read cycle timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Table 27. DDR2 Write cycle timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Table 28. DDR2 Command timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Table 29. CLCD timings with CLCP direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Table 30. CLCD timings with CLCP divided . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Table 31. Output delays for I2C signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Table 32. Time characteristics for I2C in high-speed mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Table 33. Time characteristics for I2C in fast speed mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Table 34. Time characteristics for I2C in standard speed mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Table 35. Time characteristics for 8-bit NAND Flash configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Table 36. Time characteristics for 16-bit NAND Flash configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Table 37. MII TX timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Table 38. MDC/MDIO timing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Table 39. SMIDATAIN timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Table 40. SMIDATAIN timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Table 41. SMICSn fall timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Table 42. SMICSn rise timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Table 43. Timing requirements for SMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Table 44. Timing requirements for SSP (all modes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Table 45. Timing requirements for SPI master mode (clock phase = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Table 46. Switching characteristics over recommended operating conditions for SPI master mode (clock phase = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Table 47. Timing requirements for SPI master mode (clock phase = 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 |