| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SPEAR300 Fiches technique(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR300 Fiches technique(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 83 page ![]() SPEAr300 Pin description Doc ID 16324 Rev 2 31/83 Table 5. Serial memory interface (SMI) pin description Group Signal name Ball Direction Function Pin type SMI SMI_DATAIN M13 Input Serial Flash input data TTL Input Buffer 3.3 V tolerant, PU SMI_DATAOUT M14 Output Serial Flash output data TTL output buffer 3.3 V capable 4 mA SMI_CLK N17 I/O Serial Flash clock SMI_CS_0 M15 Output Serial Flash chip select SMI_CS_1 M16 |