| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF Fiches technique(PDF) 114 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF Fiches technique(HTML) 114 Page - Microchip Technology |
|
114 / 256 page ![]() TABLE 4-47: ETHERNET CONTROLLER REGISTER SUMMARY FOR PIC32MX664F064H, PIC32MX664F128H, PIC32MX664F064L, PIC32MX664F128L, PIC32MX675F256H, PIC32MX675F512H, PIC32MX695F512H, PIC32MX775F256H, PIC32MX775F512H, PIC32MX795F512H, PIC32MX695F512L, PIC32MX675F256L, PIC32MX675F512L, PIC32MX764F128H, PIC32MX764F128L, PIC32MX775F256L, PIC32MX775F512L AND PIC32MX795F512L DEVICES(1) Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 9000 ETHCON1 31:16 PTV<15:0> 0000 15:0 ON FRZ SIDL — — — TXRTS RXEN AUTOFC — —MANFC — — — BUFCDEC 0000 9010 ETHCON2 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — RXBUFSZ<6:0> — — — — 0000 9020 ETHTXST 31:16 TXSTADDR<31:16> 0000 15:0 TXSTADDR<15:2> — — 0000 9030 ETHRXST 31:16 RXSTADDR<31:16> 0000 15:0 RXSTADDR<15:2> — — 0000 9040 ETHHT0 31:16 HT<31:0> 0000 15:0 0000 9050 ETHHT1 31:16 HT<63:32> 0000 15:0 0000 9060 ETHPMM0 31:16 PMM<31:0> 0000 15:0 0000 9070 ETHPMM1 31:16 PMM<63:32> 0000 15:0 0000 9080 ETHPMCS 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 PMCS<15:0> 0000 9090 ETHPMO 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 PMO<15:0> 0000 90A0 ETHRXFC 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 HTEN MPEN — NOTPM PMMODE<3:0> CRC ERREN CRC OKEN RUNT ERREN RUNTEN UCEN NOT MEEN MCEN BCEN 0000 90B0 ETHRXWM 31:16 — — — — — — — —RXFWM<7:0> 0000 15:0 — — — — — — — — RXEWM<7:0> 0000 90C0 ETHIEN 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — TX BUSEIE RX BUSEIE — — — EW MARKIE FW MARKIE RX DONEIE PK TPENDIE RX ACTIE — TX DONEIE TX ABORTIE RX BUFNAIE RX OVFLWIE 0000 90D0 ETHIRQ 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — TXBUSE RXBUSE — — — EWMARK FWMARK RXDONE PKTPEND RXACT — TXDONE TXABORT RXBUFNA RXOVFLW 0000 Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: All registers in this table (with the exception of ETHSTAT) have corresponding CLR, SET and INV registers at their virtual addresses, plus offsets of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. 2: Reset values default to the factory programmed value. |