| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF Fiches technique(PDF) 81 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF Fiches technique(HTML) 81 Page - Microchip Technology |
|
81 / 256 page ![]() TABLE 4-13: UART1 THROUGH UART6 REGISTER MAP Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 6000 U1MODE(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ON FRZ SIDL IREN RTSMD — UEN<1:0> WAKE LPBACK ABAUD RXINV BRGH PDSEL<1:0> STSEL 0000 6010 U1STA(1) 31:16 — — — — — — — ADM_EN ADDR<7:0> 0000 15:0 UTXISEL<1:0> UTXINV URXEN UTXBRK UTXEN UTXBF TRMT URXISEL<1:0> ADDEN RIDLE PERR FERR OERR URXDA 0110 6020 U1TXREG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — TX8 Transmit Register 0000 6030 U1RXREG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — RX8 Receive Register 0000 6040 U1BRG(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 BRG<15:0> 0000 6200 U4MODE(1) 31:16 15:0 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 ON FRZ SIDL IREN — — — — WAKE LPBACK ABAUD RXINV BRGH PDSEL<1:0> STSEL 0000 6210 U4STA(1) 31:16 — — — — — — — ADM_EN ADDR<7:0> 0000 15:0 UTXISEL<1:0> UTXINV URXEN UTXBRK UTXEN UTXBF TRMT URXISEL<1:0> ADDEN RIDLE PERR FERR OERR URXDA 0110 6220 U4TXREG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — TX8 Transmit Register 0000 6230 U4RXREG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — RX8 Receive Register 0000 6240 U4BRG(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 BRG<15:0> 0000 6400 U3MODE(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ON FRZ SIDL IREN RTSMD — UEN<1:0> WAKE LPBACK ABAUD RXINV BRGH PDSEL<1:0> STSEL 0000 6410 U3STA(1) 31:16 — — — — — — — ADM_EN ADDR<7:0> 0000 15:0 UTXISEL<1:0> UTXINV URXEN UTXBRK UTXEN UTXBF TRMT URXISEL<1:0> ADDEN RIDLE PERR FERR OERR URXDA 0110 6420 U3TXREG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — TX8 Transmit Register 0000 6430 U3RXREG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — RX8 Receive Register 0000 6440 U3BRG(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 BRG<15:0> 0000 6600 U6MODE(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ON FRZ SIDL IREN — — — — WAKE LPBACK ABAUD RXINV BRGH PDSEL<1:0> STSEL 0000 6610 U6STA(1) 31:16 — — — — — — — ADM_EN ADDR<7:0> 0000 15:0 UTXISEL<1:0> UTXINV URXEN UTXBRK UTXEN UTXBF TRMT URXISEL<1:0> ADDEN RIDLE PERR FERR OERR URXDA 0110 6620 U6TXREG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — TX8 Transmit Register 0000 Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: This register has corresponding CLR, SET and INV registers at its virtual address, plus an offset of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. |