| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF Fiches technique(PDF) 104 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF Fiches technique(HTML) 104 Page - Microchip Technology |
|
104 / 256 page ![]() TABLE 4-40: PREFETCH REGISTER MAP Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 4000 CHECON(1,2) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — CHECOH 0000 15:0 — — — — — — DCSZ<1:0> — — PREFEN<1:0> — PFMWS<2:0> 0007 4010 CHEACC(1) 31:16 CHEWEN — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — — — — — — CHEIDX<3:0> 0000 4020 CHETAG(1) 31:16 LTAGBOOT — — — — — — — LTAG<23:16> 00xx 15:0 LTAG<15:4> LVALID LLOCK LTYPE — xxx2 4030 CHEMSK(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 LMASK<15:5> — — — — — 0000 4040 CHEW0 31:16 CHEW0<31:0> xxxx 15:0 xxxx 4050 CHEW1 31:16 CHEW1<31:0> xxxx 15:0 xxxx 4060 CHEW2 31:16 CHEW2<31:0> xxxx 15:0 xxxx 4070 CHEW3 31:16 CHEW3<31:0> xxxx 15:0 xxxx 4080 CHELRU 31:16 — — — — — — — CHELRU<24:16> 0000 15:0 CHELRU<15:0> 0000 4090 CHEHIT 31:16 CHEHIT<31:0> xxxx 15:0 xxxx 40A0 CHEMIS 31:16 CHEMIS<31:0> xxxx 15:0 xxxx 40C0 CHEPFABT 31:16 CHEPFABT<31:0> xxxx 15:0 xxxx Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: This register has corresponding CLR, SET and INV registers at its virtual address, plus an offset of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. 2: Reset value is dependent on DEVCFGx configuration. |