| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STLC5464 Fiches technique(PDF) 82 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLC5464 Fiches technique(HTML) 82 Page - STMicroelectronics |
|
82 / 83 page ![]() X - PACKAGE MECHANICAL DATA 160 PINS - PLASTIC QUAD FLAT PACK Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.07 0.160 A1 0.25 0.010 A2 3.17 3.42 3.67 0.125 0.135 0.144 B 0.22 0.38 0.009 0.015 C 0.13 0.23 0.005 0.009 D 30.95 31.20 31.45 1.219 1.228 1.238 D1 27.90 28.00 28.10 1.098 1.102 1.106 D3 25.35 0.998 e 0.65 0.026 E 30.95 31.20 31.45 1.219 1.228 1.238 E1 27.90 28.00 28.10 1.098 1.102 1.106 E3 25.35 0.998 L 0.65 0.80 0.95 0.026 0.0315 0.0374 L1 1.60 0.063 K0 o (Min.), 7o (Max.) STLC5464 82/83 |