Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HE847701 Fiches technique(PDF) 10 Page - King blillion Electronics Co.,Ltd.

No de pièce HE847701
Description  8-bit Micro-controller
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KB [King blillion Electronics Co.,Ltd.]
Site Internet  
Logo KB - King blillion Electronics Co.,Ltd.

HE847701 Fiches technique(HTML) 10 Page - King blillion Electronics Co.,Ltd.

Back Button HE847701 Datasheet HTML 6Page - King blillion Electronics Co.,Ltd. HE847701 Datasheet HTML 7Page - King blillion Electronics Co.,Ltd. HE847701 Datasheet HTML 8Page - King blillion Electronics Co.,Ltd. HE847701 Datasheet HTML 9Page - King blillion Electronics Co.,Ltd. HE847701 Datasheet HTML 10Page - King blillion Electronics Co.,Ltd. HE847701 Datasheet HTML 11Page - King blillion Electronics Co.,Ltd. HE847701 Datasheet HTML 12Page - King blillion Electronics Co.,Ltd. HE847701 Datasheet HTML 13Page - King blillion Electronics Co.,Ltd. HE847701 Datasheet HTML 14Page - King blillion Electronics Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 29 page
background image
King Billion Electronics Co., Ltd
駿
HE847701
HE80000 SERIES
March 26, 2004
Page 10 of 29
V1.03
This specification is subject to change without notice. Please contact sales person for the latest version before use.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
COM30
6FEH
6DEH
6BEH
69EH
67EH
65EH
63EH
61EH
COM31
6FFH
6DFH
6BFH
69FH
67FH
65FH
63FH
61FH
48 COM:
Page 7,6
SEG[7:0]
SEG[15:8] SEG[23:16] SEG[31:24] SEG[39:32] SEG[47:40] SEG[55:48]
COM0
7C0H
780H
740H
700H
6C0H
680H
640H
COM1
7C1H
781H
741H
701H
6C1H
681H
641h
:
:
:
:
:
:
:
:
COM15
7CFH
78FH
74FH
70FH
6CFH
68FH
64FH
COM16
7D0H
790H
750H
710H
6D0H
690H
650H
:
:
:
:
:
:
:
:
COM31
7DFH
79FH
75FH
71FH
6DFH
69FH
65FH
COM32
7E0H
7A0H
760H
720H
6E0H
6A0H
660H
:
:
:
:
:
:
:
:
COM46
7EEH
7AEH
76EH
72EH
6EEH
6AEH
66EH
COM47
7EFH
7AFH
76FH
72FH
6EFH
6AFH
66FH
Page
6, 5, 4
SEG
[63:56]
SEG
[71:64]
SEG
[79:72]
SEG
[87:80]
SEG
[95:88]
SEG
[103:96]
SEG
[111:104]
COM0
600H
5C0H
580H
540H
500H
4C0H
480H
COM1
601H
5C1H
581H
541h
501H
4C1H
481H
:
:
:
:
:
:
:
:
COM15
60FH
5CFH
58FH
54FH
50FH
4CFH
48FH
COM16
610H
5D0H
590H
550H
510H
4D0H
490H
:
:
:
:
:
:
:
:
COM31
61FH
5DFH
59FH
55FH
51FH
4DFH
49FH
COM32
620H
5E0H
5A0H
560H
520H
4E0H
4A0H
:
:
:
:
:
:
:
:
COM46
62EH
5EEH
5AEH
56EH
52EH
4EEH
4AEH
COM47
62FH
5EFH
5AFH
56FH
52FH
4EFH
4AFH
64 COM:
Page 7,6
SEG[7:0]
SEG[15:8]
SEG[23:16]
SEG[31:24]
SEG[39:32]
SEG[47:40]
COM0
7C0H
780H
740H
700H
6C0H
680H
COM1
7C1H
781H
741H
701H
6C1H
681H
:
:
:
:
:
:
:
COM15
7CFH
78FH
74FH
70FH
6CFH
68FH
COM16
7D0H
790H
750H
710H
6D0H
690H
:
:
:
:
:
:
:
COM31
7DFH
79FH
75FH
71FH
6DFH
69FH
COM32
7E0H
7A0H
760H
720H
6E0H
6A0H
:
:
:
:
:
:
:
COM47
7EFH
7AFH
76FH
72FH
6EFH
6AFH
COM48
7F0H
7B0H
770H
730H
6F0H
6B0H
:
:
:
:
:
:
:
COM62
7FEH
7BEH
77EH
73EH
6FEH
6BEH
COM63
7FFH
7BFH
77FH
73FH
6FFH
6BFH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com