| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STA321 Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA321 Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 157 page ![]() STA321 Contents Doc ID 15351 Rev 3 3/157 6.4.1 Presets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 6.5 Equalization, tone control and effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 6.6 Biquads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6.6.1 Presets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6.7 High-pass filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6.8 Deemphasis filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 6.9 Bass and treble control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6.9.1 Configuration example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6.10 Programmable delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6.10.1 Presets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6.11 Volume and mute control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6.12 Limiter (clamping) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6.13 FFX channel re-mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6.14 Memory programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6.14.1 Writing one coefficient/location to RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6.14.2 Writing a set of five coefficients/locations to RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6.14.3 Reading a set of five coefficients/locations from RAM . . . . . . . . . . . . . . 46 6.14.4 RAM mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7 FFX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.1 Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.2 Modulation schemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.3 PWM shift feature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 7.4 Ternary mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 7.5 Minimum pulse limitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 7.6 Headphone modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 7.7 pfStart™ operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 7.8 PWM00 output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 8 CMOS power stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9 Fault detection and recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 9.1 External amplifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 9.2 CMOS bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 |