Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EVAL-AD9838SDZ Fiches technique(PDF) 12 Page - Analog Devices

No de pièce EVAL-AD9838SDZ
Description  11 mW Power, 2.3 V to 5.5 V, Complete DDS Power-down option
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD9838SDZ Fiches technique(HTML) 12 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD9838SDZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices EVAL-AD9838SDZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices EVAL-AD9838SDZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices EVAL-AD9838SDZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EVAL-AD9838SDZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices EVAL-AD9838SDZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices EVAL-AD9838SDZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices EVAL-AD9838SDZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices EVAL-AD9838SDZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 32 page
background image
AD9838
Rev. A | Page 12 of 32
TEST CIRCUIT
RSET
6.8kΩ
IOUT
12
10-BIT DAC
20pF
FSADJUST
AD9838
REGULATOR
100nF
CAP/2.5V
10nF
REFOUT
COMP
10nF
AVDD
SIN
ROM
RLOAD
200Ω
ON-BOARD
REFERENCE
FULL-SCALE
CONTROL
Figure 19. Test Circuit Used to Test Specifications



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com