| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SH79F166AP044PR Fiches technique(PDF) 40 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH79F166AP044PR Fiches technique(HTML) 40 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
40 / 113 page ![]() SH79F166A 40 7.8 定时器 7.8.1 特性 SH79F166A有4个定时器(定时器2,3,4,5) 定时器2兼容标准的8052,且有递增递减计数和可编程输出功能 定时器3是16位自动重载定时器,且可以工作在掉电模式 定时器4是16位自动重载定时器,且可以被选择作为波特率发生器 定时器5是16位自动重载定时器 7.8.2 定时器2 两个数据寄存器(TH2和TL2)串联后可作为一个16位寄存器来访问,由寄存器T2CON和T2MOD控制。设置IEN0寄存器中 的ET2位能允许定时器2中断。(详见中断章节) 定时器2的C/T2 ——— 选择系统时钟(定时器)或外部引脚T2(计数器)作为定时器时钟输入。通过所选的引脚设置TR2允许定 时器2/计数器2数据寄存器计数。 定时器2方式 定时器2有4种工作方式:捕获/重载,带递增或递减计数器的自动重载方式,波特率发生器和可编程时钟输出。RCLK,TCLK 和CP/RL2的组合能选择这些方式。 Table 7.26 定时器2方式选择 C/T2 ——— T2OE DCEN TR2 CP/RL2 RCLK TCLK 方式 X 0 X 1 1 0 0 0 16位捕获 X 0 0 1 0 0 0 1 16位自动重载定时器 X 0 1 1 0 0 0 X 0 X 1 X 1 X 2 波特率发生器 X 1 0 1 X 1 X 0 0 3 只用于可编程时钟 1 X 3 带波特率发生器的可编程时钟输出 X 1 1 1 X 1 X X X 不推荐使用 X X X 0 X X X X 定时器2停止,T2EX通路仍旧允许 方式0:16位捕获 在捕获方式中,T2CON的EXEN2位有两个选项。 如果EXEN2 = 0,定时器2作为16位定时器或计数器,如果ET2被允许的话,定时器2能设置TF2溢出产生一个中断。 如果EXEN2 = 1,定时器2执行相同操作,但是在外部输入T2EX上的下降沿也能引起在TH2和TL2中的当前值分别被捕获到 RCAP2H和RCAP2L中,此外,在T2EX上的下降沿也能引起在T2CON中的EXF2被设置。如果ET2被允许,EXF2位也像TF2一 样也产生一个中断。 0:Switch Off 1:Switch On Block Diagram of 16 bit Capcture mode (Mode 0) of Timer2 Overflow flag RCAP2H RCAP2L TL2 TH2 TF2 EXF2 + & 0:Switch Off 1:Switch On External falling edge flag Increment Mode C/T2 =0 =1 Interrupt Request System Clock TR2 EXEN2 CP / RL2 T2EX T2 |