| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SH79F166AP044PR Fiches technique(PDF) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH79F166AP044PR Fiches technique(HTML) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
18 / 113 page ![]() SH79F166A 18 7. 标准功能 7.1 CPU 7.1.1 CPU内核特殊功能寄存器 特性 CPU内核寄存器:ACC,B,PSW,SP,DPL,DPH 累加器 累加器ACC是一个常用的专用寄存器,指令系统中采用A作为累加器的助记符。 B寄存器 在乘除法指令中,会用到B寄存器。在其它指令中,B寄存器可作为暂存器来使用。 栈指针(SP) 栈指针SP是一个8位专用寄存器,在执行PUSH、各种子程序调用、中断响应等指令时,SP先加1,再将数据压栈;执行POP、 RET、RETI等指令时,数据退出堆栈后SP再减1。堆栈栈顶可以是片上内部RAM(00H-FFH)的任意地址,系统复位后,SP 初始化为07H,使得堆栈事实上由08H地址开始。 程序状态字(PSW)寄存器 程序状态字(PSW)寄存器包含了程序状态信息。 数据指针(DPTR) 数据指针DPTR是一个16位专用寄存器,其高位字节寄存器用DPH表示,低位字节寄存器用DPL表示。它们既可以作为一个 16位寄存器DPTR来处理,也可以作为2个独立的8位寄存器DPH和DPL来处理。 Table 7.1 PSW寄存器 D0H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PSW CY AC F0 RS1 RS0 OV F1 P 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 7 CY 进位标志位 0:算术或逻辑运算中,没有进位或借位发生 1:算术或逻辑运算中,有进位或借位发生 6 AC 辅助进位标志位 0:算数逻辑运算中,没有辅助进位或借位发生 1:算数逻辑运算中,有辅助进位或借位发生 5 F0 F0标志位 用户自定义标志位 4-3 RS[1:0] R0-R7寄存器页选择位 00:页0(映射到00H-07H) 01:页1(映射到08H-0FH) 10:页2(映射到10H-17H) 11:页3(映射到18H-1FH) 2 OV 溢出标志位 0:没有溢出发生 1:有溢出发生 1 F1 F1标志位 用户自定义标志位 0 P 奇偶校验位 0:累加器A中值为1的位数为偶数 1:累加器A中值为1的位数为奇数 |