| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SH79F166AP044PR Fiches technique(PDF) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH79F166AP044PR Fiches technique(HTML) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
20 / 113 page ![]() SH79F166A 20 7.2 随机数据存储器(RAM) 7.2.1 特性 SH79F166A为数据存储提供了内部RAM和外部RAM。下列为存储器空间分配: 低位128字节的RAM(地址从00H到7FH)可直接或间接寻址。 高位128字节的RAM(地址从80H到FFH)只能间接寻址。 特殊功能寄存器(SFR,地址从80H到FFH)只能直接寻址。 外部RAM可通过MOVX指令间接访问。 高位128字节的RAM占用的地址空间和SFR相同,但在物理上与SFR的空间是分离的。当一个指令访问高于地址7FH的内部 位置时,CPU可以根据访问的指令类型来区分是访问高位128字节数据RAM还是访问SFR。 SH79F166A在外部数据空间额外提供了256字节RAM,支持高级语言。SH79F166A还配置了19字节的LCD RAM(1E0H - 1F2H)。 1F2H 7FH 80H 0FFH 0FFH 80H 00H 00H Upper 128 bytes Internal Ram indirect accesses Lower 128 bytes Internal Ram direct or indirect accesses RESERVED Extenal RAM SFR Bank0 direct accesses 1E0H 0FFH LCD RAM SFR Bank1 direct accesses 80H 0FFH 内部和外部RAM配置 SH79F166A支持传统的访问外部RAM方法。可以使用MOVXA,@Ri或MOVX@Ri,A;来访问外部低256字节RAM;使用 MOVX A,@DPTR或MOVX@DPTR,A来访问外部275字节RAM。 用户也能用XPAGE寄存器来访问外部RAM,仅用MOVX A,@Ri或MOVX@Ri,A指令即可。用户能用XPAGE来表示高于 256字节的RAM地址。 在Flash SSP模式下,XPAGE也能用作分段选择器(详见SSP章节)。 7.2.2 寄存器 Table 7.3 数据存储页寄存器(XPAGE) F7H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 XPAGE - - XPAGE.5 XPAGE.4 XPAGE.3 XPAGE.2 XPAGE.1 XPAGE.0 读/写 - - 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 7-0 XPAGE[5:0] RAM页选择控制位 |