| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
DM385 Fiches technique(PDF) 34 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DM385 Fiches technique(HTML) 34 Page - Texas Instruments |
|
34 / 281 page ![]() DM385, DM388 SPRS821D – MARCH 2013 – REVISED DECEMBER 2013 www.ti.com Table 3-11. Ball Characteristics (AAR Package) BALL PINCNTL PINCNTL BALL MODE RESET BUFFER BALL NUMBER [1] BALL NAME [2] SIGNAL NAME [3] REGISTER NAME DEFAULT TYPE [7] DSIS [8] RESET POWER [11] HYS [12] [6] REL. TYPE [13] AND ADDRESS[4] VALUE[5] STATE [9] STATE [10] AF31 AUD_CLKIN0 AUD_CLKIN0 PINCNTL14 / 0x000C 0000 0x01 I PIN L L DVDD 0x4814 0834 MCA[0]_AHCLKX 0x04 I/O PIN ATL_CLKOUT1 0x10 O PIN ATL_CLKOUT0 0x20 O PIN USB1_DRVVBUS 0x80 O PIN AF27 AUD_CLKIN1 AUD_CLKIN1 PINCNTL15 / 0x000C 0000 0x01 I PIN L L DVDD 0x4814 0838 MCA[1]_AHCLKX 0x04 I/O PIN ATL_CLKOUT2 0x10 O PIN EDMA_EVT3 0x20 I PIN TIM2_IO 0x40 I/O PIN GP0[8] 0x80 I/O PIN AG30 AUD_CLKIN2 AUD_CLKIN2 PINCNTL16 / 0x000C 0000 0x01 I PIN L L DVDD 0x4814 083C ATL_CLKOUT3 0x10 O PIN EDMA_EVT2 0x20 I PIN TIM3_IO 0x40 I/O PIN GP0[9] 0x80 I/O PIN V30 AUXOSC_MXI AUXOSC_MXI NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDS_OSC1_1P8 NA U31 AUXOSC_MXO AUXOSC_MXO NA / NA 0x01 O NA NA NA VDDS_OSC1_1P8 NA AJ31 CLKIN32 CLKIN32 PINCNTL259 / 0x0004 0000 0x01 I PIN L L DVDD 0x4814 0C08 CLKOUT0 0x04 O PIN TIM3_IO 0x40 I/O PIN GP3[31] 0x80 I/O PIN AB2 CSI2_DX[0] CSI2_DX[0] NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDA_CSI2_1P8 NA AA1 CSI2_DX[1] CSI2_DX[1] NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDA_CSI2_1P8 NA AA2 CSI2_DX[2] CSI2_DX[2] NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDA_CSI2_1P8 NA W2 CSI2_DX[3] CSI2_DX[3] NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDA_CSI2_1P8 NA V1 CSI2_DX[4] CSI2_DX[4] NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDA_CSI2_1P8 NA AC2 CSI2_DY[0] CSI2_DY[0] NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDA_CSI2_1P8 NA AB1 CSI2_DY[1] CSI2_DY[1] NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDA_CSI2_1P8 NA Y2 CSI2_DY[2] CSI2_DY[2] NA / NA 0x01 I NA NA NA VDDA_CSI2_1P8 NA 34 Device Pins Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation Feedback Product Folder Links: DM385 DM388 |