Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

5M40ZE64C5N Fiches technique(PDF) 25 Page - Altera Corporation

No de pièce 5M40ZE64C5N
Description  3. DC and Switching Characteristics for MAX V Devices
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ALTERA [Altera Corporation]
Site Internet  http://www.altera.com
Logo ALTERA - Altera Corporation

5M40ZE64C5N Fiches technique(HTML) 25 Page - Altera Corporation

Back Button 5M40ZE64C5N Datasheet HTML 21Page - Altera Corporation 5M40ZE64C5N Datasheet HTML 22Page - Altera Corporation 5M40ZE64C5N Datasheet HTML 23Page - Altera Corporation 5M40ZE64C5N Datasheet HTML 24Page - Altera Corporation 5M40ZE64C5N Datasheet HTML 25Page - Altera Corporation 5M40ZE64C5N Datasheet HTML 26Page - Altera Corporation 5M40ZE64C5N Datasheet HTML 27Page - Altera Corporation 5M40ZE64C5N Datasheet HTML 28Page - Altera Corporation 5M40ZE64C5N Datasheet HTML 29Page - Altera Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 30 page
background image
Chapter 3: DC and Switching Characteristics for MAX V Devices
3–25
Timing Model and Specifications
May 2011
Altera Corporation
MAX V Device Handbook
Table 3–35. External Timing Output Delay and tOD Adders for Slow Slew Rate for MAX V Devices
I/O Standard
5M40Z/ 5M80Z/ 5M160Z/
5M240Z/ 5M570Z
5M1270Z/ 5M2210Z
Unit
C4
C5, I5
C4
C5, I5
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
3.3-V LVTTL
16 mA
5,913
6,043
6,612
6,293
ps
8 mA
6,488
6,645
7,313
6,994
ps
3.3-V LVCMOS
8 mA
5,913
6,043
6,612
6,293
ps
4 mA
6,488
6,645
7,313
6,994
ps
2.5-V LVTTL / LVCMOS
14 mA
9,088
9,222
10,021
9,702
ps
7 mA
9,808
9,962
10,881
10,562
ps
1.8-V LVTTL / LVCMOS
6 mA
21,758
21,782
21,134
20,815
ps
3 mA
23,028
23,032
22,399
22,080
ps
1.5-V LVCMOS
4 mA
39,068
39,032
34,499
34,180
ps
2 mA
40,578
40,542
36,281
35,962
ps
1.2-V LVCMOS
3 mA
69,332
70,257
55,796
55,477
ps
3.3-V PCI
20 mA
6,488
6,645
339
418
ps
Table 3–36. IOE Programmable Delays for MAX V Devices
Parameter
5M40Z/ 5M80Z/ 5M160Z/
5M240Z/ 5M570Z
5M1270Z/ 5M2210Z
Unit
C4
C5, I5
C4
C5, I5
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Input Delay from Pin to Internal
Cells = 1
1,858
2,214
1,592
1,960
ps
Input Delay from Pin to Internal
Cells = 0
569
616
115
142
ps



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com