Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KTS1675 Fiches technique(PDF) 8 Page - Kinetic Technologies.

No de pièce KTS1675
Description  Overvoltage Protector with Bidirectional Blocking and Surge Protection
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KINETIC [Kinetic Technologies.]
Site Internet  https://www.kinet-ic.com/
Logo KINETIC - Kinetic Technologies.

KTS1675 Fiches technique(HTML) 8 Page - Kinetic Technologies.

Back Button KTS1675 Datasheet HTML 4Page - Kinetic Technologies. KTS1675 Datasheet HTML 5Page - Kinetic Technologies. KTS1675 Datasheet HTML 6Page - Kinetic Technologies. KTS1675 Datasheet HTML 7Page - Kinetic Technologies. KTS1675 Datasheet HTML 8Page - Kinetic Technologies. KTS1675 Datasheet HTML 9Page - Kinetic Technologies. KTS1675 Datasheet HTML 10Page - Kinetic Technologies. KTS1675 Datasheet HTML 11Page - Kinetic Technologies. KTS1675 Datasheet HTML 12Page - Kinetic Technologies. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
KTS1675
August 2020 - Revision 04e
Page 8
Company Confidential
Typical Characteristics (continued)
VIN/VOUT = 5V, CIN = 1µF, COUT = 10µF,
EN
̅̅̅̅ floating (low), VP floating (13V VOVP), Temp = 25°C unless otherwise
specified.
OTG Mode
FLAG
̅̅̅̅̅̅̅̅ Turn on-off
VIN 5V Insert-Remove
Turn on-off with
EN
̅̅̅̅
Surge Transient (100V)
VIN
2V / div
2ms / div
VOUT
2V / div
FLAG
̅̅̅̅̅̅̅̅
5V / div
WRX
̅̅̅̅̅̅̅
5V / div
20ms /div
VOUT
5V / div
VIN
5V / div
20ms / div
VOUT
5V /div
VIN
5V /div
EN
̅̅̅̅
5V /div
WRX
̅̅̅̅̅̅̅
5V /div
Input
Current
10A / div
10µs / div
VOUT
5V / div
VIN
10V / div



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com