| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STA350B Fiches technique(PDF) 91 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA350B Fiches technique(HTML) 91 Page - STMicroelectronics |
|
91 / 94 page ![]() DocID018572 Rev 7 91/94 STA350B, STA350BW Package information 94 L 0.55 - 0.85 0.022 0.033 M- 4.3 - - 0.169 - N - -10 deg- -10 deg O- 1.2 - - 0.047 - Q- 0.8 - - 0.031 - S - 2.9 - - 0.114 - T - 3.65 - - 0.114 - U- 1.0 - - 0.039 - Table 78. PowerSSO36 exposed pad up mechanical data (continued) Symbol Dimensions in mm Dimensions in inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. |