| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LC823450 Fiches technique(PDF) 35 Page - ON Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LC823450 Fiches technique(HTML) 35 Page - ON Semiconductor |
|
35 / 112 page ![]() LC823450 www.onsemi.com 35 Table 14. LFBGA240 IO Circuit Type IO Pwr Grp PU/PD Drive Output Type Input Type I/O Pin Name WLP154 TQFP128L No. IO Circuit Type IO Pwr Grp PU/PD Drive Output Type Input Type I/O Pin Name Ball No No. Ball 67 A13 34 40 K4 SDAT01 B CMOS 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddSD0 3ICUD/3T6 (8)(10) 68 A12 35 41 M1 SDAT02 B CMOS 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddSD0 3ICUD/3T6 (8)(10) 69 B12 36 42 J5 SDAT03 B CMOS 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddSD0 3ICUD/3T6 (8)(10) 70 C11 37 43 K3 TIOCA01/ SDCMD2/ PHI1/ GPIO0A/ EXTINT0A B/ B/ O/ B/ I CMOS 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddSD2 3ICUD/3T6 (8)(10) 71 A11 38 44 L2 TXD1/ SDAT20/ GPIO04/ EXTINT04 O/ B/ B/ I CMOS 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddSD2 3ICUD/3T6 (8)(10) 72 B11 39 45 J4 RXD1/ SDAT21/ GPIO05/ EXTINT05 I/ B/ B/ I CMOS 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddSD2 3ICUD/3T6 (8)(10) 73 D12 40 46 L1 VddSD2 P 74 C10 41 47 H6 CTS1/ SDAT22/ RXD0/ GPIO56/ EXTINT56 I/ B/ I/ B/ I CMOS 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddSD2 3ICUD/3T6 (8)(10) 75 E11 42 48 K2 Vss G 76 B10 43 49 K1 RTS1/ SDAT23/ TXD0/ GPIO57/ EXTINT57 O/ B/ O/ B/ I CMOS 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddSD2 3ICUD/3T6 (8)(10) 77 D11 44 50 J3 TCK/ SDCD2/ GPIO29/ EXTINT29 I/ I/ B/ I Schmitt 3−State 1/2/4mA PU/PD VddSD2 3ISUD/3T1 (2)(4) 78 D10 45 51 H5 TMS/ SDWP2/ GPIO28/ EXTINT28 I/ I/ B/ I Schmitt 3−State 1/2/4mA PU/PD VddSD2 3ISUD/3T1 (2)(4) 79 A10 46 52 J2 TIOCA00/ SDCLK2/ PHI0/ GPIO09/ EXTINT09 B/ O/ O/ B/ I Schmitt 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddSD2 3ISUD/3T6 (8)(10) 80 E10 − − SDRCS O − 3−State 2/4/8mA Vdd2 3T2 (4)(8) 81 F10 − − SDRWE O − 3−State 2/4/8mA Vdd2 3T2 (4)(8) 82 G10 − − SDRDQM0 O − 3−State 2/4/8mA Vdd2 3T2 (4)(8) 83 D9 − − SDRDQM1 O − 3−State 2/4/8mA Vdd2 3T2 (4)(8) 84 E9 − − SDRDATA10 B CMOS 3−State 2/4/8mA PD Vdd2 3ICD/3T2 (4)(8) 85 F9 − − SDRDATA11 B CMOS 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ICD/3T2 (4)(8) 86 A9 47 53 J1 Vdd1 P 87 B9 48 54 H4 Vss G 88 G9 − 55 G5 XTALINFO0 B Schmitt 3−State 2/4/8 mA PU Vdd2 3ISU/3T2 (4)(8) 89 C9 49 56 H1 Vdd2 P 90 H9 − − SDRDATA12 B CMOS 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ICD/3T2 (4)(8) 91 G8 − − SDRDATA13 B CMOS 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ICD/3T2 (4)(8) 92 F8 − − SDRDATA14 B CMOS 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ICD/3T2 (4)(8) 93 E8 − − SDRDATA15 B CMOS 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ICD/3T2 (4)(8) |