| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LC823450 Fiches technique(PDF) 33 Page - ON Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LC823450 Fiches technique(HTML) 33 Page - ON Semiconductor |
|
33 / 112 page ![]() LC823450 www.onsemi.com 33 Table 14. LFBGA240 IO Circuit Type IO Pwr Grp PU/PD Drive Output Type Input Type I/O Pin Name WLP154 TQFP128L No. IO Circuit Type IO Pwr Grp PU/PD Drive Output Type Input Type I/O Pin Name Ball No No. Ball 9 M14 − − SDRDATA4 B CMOS 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ICD/3T2 (4)(8) 10 M13 − 7 M10 NCS0/ GPIO06/ EXTINT06 O/ B/ I Schmitt 3−State 2/4/8 mA PU Vdd2 3ISU/3T2 (4)(8) 11 L16 − − GPIO2A/ EXTINT2A/ SDRADDR12 B/ I/ O Schmitt 3−State 2/4/8 mA PU/PD Vdd2 3ISUD/3T2 (4)(8) 12 L15 − − Vdd2 P 13 L14 − − Vss G 14 L13 5 8 L9 Vdd1 P 15 L12 − 9 N10 NRD/ GPIO17/ EXTINT17 O/ B/ I Schmitt 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ISD/3T2 (4)(8) 16 K16 − − SDRADDR5 O − 3−State 2/4/8 mA Vdd2 3T2 (4)(8) 17 K15 − − SDRADDR6 O − 3−State 2/4/8 mA Vdd2 3T2 (4)(8) 18 K14 − 10 M9 NWRENWRL/ GPIO30/ EXTINT30 O/ B/ I Schmitt 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ISD/3T2 (4)(8) 19 K13 − 11 N9 EXD0/ GPIO46/ EXTINT46 B/ B/ I Schmitt 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ISD/3T2 (4)(8) 20 K12 − − SDRADDR7 O − 3−State 2/4/8 mA Vdd2 3T2 (4)(8) 21 H13 − − SDRDATA5 B CMOS 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ICD/3T2 (4)(8) 22 J14 − − SDRDATA6 B CMOS 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ICD/3T2 (4)(8) 23 J13 − − Vdd2 P 24 H10 − − Vss G 25 J12 − − SDRDATA7 B CMOS 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ICD/3T2 (4)(8) 26 J11 − − SDRDATA8 B CMOS 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ICD/3T2 (4)(8) 27 H11 − − SDRDATA9 B CMOS 3−State 2/4/8 mA PD Vdd2 3ICD/3T2 (4)(8) 28 H16 6 12 J8 SCK1/ GPIO0D/ EXTINT0D O/ B/ I Schmitt 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddQSPI 3ISUD/3T6 (8)(10) 29 H14 7 13 N8 TIOCB01/ DMCKO0/ QSCS/ GPIO03/ EXTINT03 B/ O/ O/ B/ I Schmitt 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddQSPI 3ISUD/3T6 (8)(10) 30 J16 8 14 M8 SDO1(QIO1)/ GPIO0F/ EXTINT0F I(B)/ B/ I Schmitt 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddQSPI 3ISUD/3T6 (8)(10) 31 G14 9 15 L8 VddQSPI P 32 H15 10 16 K8 SDI1(QIO0)/ GPIO0E/ EXTINT0E O(B) / B/ I Schmitt 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddQSPI 3ISUD/3T6 (8)(10) 33 J15 11 17 N7 Vss G 34 G16 12 18 M7 SWP1(QIO2)/ GPIO11/ EXTINT11 O(B) / B/ I Schmitt 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddQSPI 3ISUD/3T6 (8)(10) 35 G15 13 19 L7 SHOLD1(QIO3)/ GPIO12/ EXTINT12 O(B) / B/ I Schmitt 3−State 6/8/10 mA PU/PD VddQSPI 3ISUD/3T6 (8)(10) 36 H12 14 20 K7 TXD2/ TIOCA10/ GPIO0B/ EXTINT0B O/ B/ B/ I Schmitt 3−State 1/2/4 mA PU/PD VddQSPI 3ISUD/3T1 (2)(4) |