| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST95HF Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST95HF Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 93 page ![]() Contents ST95HF 2/93 DocID025630 Rev 4 Contents 1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1 Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2 List of terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 Pin and signal descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 Power management and operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.1 Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.2 Startup sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 Communication protocols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.1 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.1.1 Polling mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.1.2 Interrupt mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.2 Error codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.3 Support of long frames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.1 Command format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.2 List of commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.3 IDN command (0x01) description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.4 Protocol Select command (0x02) description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.5 Pollfield command (0x03) description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5.6 Send Receive (SendRecv) command (0x04) description . . . . . . . . . . . . . 27 5.7 Listen command (0x05) description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5.8 Send command (0x06) description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5.9 Idle command (0x07) description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5.9.1 Idle command parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5.9.2 Using LFO frequency setting to reduce power consumption . . . . . . . . . 38 5.9.3 Optimizing wake-up conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5.9.4 Using various techniques to return to Ready state . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5.9.5 Tag detection calibration procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 5.10 Read Register (RdReg) command (0x08) description . . . . . . . . . . . . . . . 42 |