| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
RM0020 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM0020 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 69 page ![]() List of tables RM0020 4/69 List of tables Table 1. bitrev_table_16bit arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 2. bitrev_table_32bit arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 3. fft_radix4_float arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 4. fft_radix4_frac32 arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 5. fft_quad_float arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 6. fft_quad_frac32 arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 7. fft_radix2_last_stage_float arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 8. fft_radix2_last_stage_frac32 arguments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 9. fft_real_split_float arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 10. fft_real_split_frac32 arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 11. window_apply_complex_float arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 12. window_apply_complex_frac16 arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 13. window_apply_real_float arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 14. window_apply_real_frac16 arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 15. mfb50_pmh arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 16. mfb50_index arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 17. conv3x3 arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 18. sobel3x3 arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 19. sobel3x3_horizontal arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 20. sobel3x3_vertical arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 21. corr_frac16 arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 22. fir_float arguments arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 23. fir_frac16 arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Table 24. iir_float_1st arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Table 25. iir_float_2nd arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Table 26. iir_float_casc arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Table 27. iir_frac16_1st arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Table 28. iir_frac16_2nd arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Table 29. iir_frac16_casc arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 30. iir_frac16_2nd_hc arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Table 31. Code size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Table 32. Radix-4 complex to complex float in-place FFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Table 33. Quad radix-2 complex to complex float in-place FFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Table 34. Radix-2 complex to complex float in-place FFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Table 35. Radix-4 complex to complex frac16/frac32 in-place FFT, scaling on . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Table 36. Quad radix-2 complex to complex frac16/frac32 in-place FFT, scaling on . . . . . . . . . . . . . 60 Table 37. Radix-2 complex to complex frac32 in-place FFT, scaling on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Table 38. Real to complex float in-place FFT (N odd power of two). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Table 39. Real to complex float in-place FFT (N even power of two) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Table 40. Real to complex frac16/frac32 in-place FFT, scaling on (N odd power of two) . . . . . . . . . 62 Table 41. Real to complex frac16/frac32 in-place FFT, scaling on (N even power of two). . . . . . . . . 62 Table 42. Complex float windowing function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Table 43. Complex frac16 windowing function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Table 44. Real float windowing function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Table 45. Real frac16 windowing function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Table 46. mfb50_pmh - pressure sensing function 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Table 47. mfb50_index - pressure sensing function 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Table 48. conv3x3 - 2-D convolution with 3x3 kernel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 |