| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
RM0020 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM0020 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 69 page ![]() Contents RM0020 2/69 Contents 1 Library functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1 FFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2 Pressure sensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4 Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.5 Macros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 Supported compilers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 Directory structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 How to use the library in a project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 Example projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6 Function API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.1 Bit reversal permutation for 16-bit data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.2 Bit reversal permutation for 32-bit data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6.3 N-point radix-4 complex to complex float in-place FFT . . . . . . . . . . . . . . 15 6.4 N-point radix-4 complex to complex frac16/frac32 in-place FFT . . . . . . . 16 6.5 N-point quad radix-2 complex to complex float in-place FFT . . . . . . . . . . 18 6.6 N-point quad radix-2 complex to complex frac16/frac32 in-place FFT . . . 19 6.7 Last stage of N-point radix-2 complex to complex float in-place FFT . . . . 20 6.8 Last stage of N-point radix-2 complex to complex frac32 in-place FFT . . 21 6.9 Split function of N-point real to complex float FFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6.10 Split function of N-point real to complex frac32 FFT . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6.11 Complex float windowing function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 6.12 Complex frac16 windowing function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.13 Real float windowing function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6.14 Real frac16 windowing function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 6.15 mfb50_pmh - pressure sensing function 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6.16 mfb50_index - pressure sensing function 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 |