| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SPEAR1340 Fiches technique(PDF) 51 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR1340 Fiches technique(HTML) 51 Page - STMicroelectronics |
|
51 / 200 page ![]() AF9 DDR_DQ23 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AH9 DDR_DQ24 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AH8 DDR_DQ25 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AG11 DDR_DQ26 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AG6 DDR_DQ27 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AG10 DDR_DQ28 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AH7 DDR_DQ29 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AH11 DDR_DQ30 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AG7 DDR_DQ31 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AG13 RESERVED IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 na na na na na na na na AH13 RESERVED IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 na na na na na na na na AG16 RESERVED IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 na na na na na na na na AH12 RESERVED IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 na na na na na na na na Table 3. Ball characteristics (continued) Ball Pin name Pad type and pad options Reset/Reset rel. state |