| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SPEAR1340 Fiches technique(PDF) 53 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR1340 Fiches technique(HTML) 53 Page - STMicroelectronics |
|
53 / 200 page ![]() A3 AIN3 I ANA na na na ADC_AVDD2V 5 Ina na na na na na na A2 AIN4 I ANA na na na ADC_AVDD2V 5 Ina na na na na na na B2 AIN5 I ANA na na na ADC_AVDD2V 5 Ina na na na na na na B3 AIN6 I ANA na na na ADC_AVDD2V 5 Ina na na na na na na C2 AIN7 I ANA na na na ADC_AVDD2V 5 Ina na na na na na na AF15 MRESETn I IOTYPE1 PU 10ma FAST IO_VDD3V3 I na PU 10ma FAST 3V3 3V3 CC1 AF14 DDR2n_DDR3 I IOTYPE1 PU 10ma FAST IO_VDD3V3 I na PU 10ma FAST 3V3 3V3 CC1 A1 RTC_XO IO OSC na na na RTC_VDD1V5 na na na na na na na na B1 RTC_XI I OSC na na na RTC_VDD1V5 na na na na na na na na D1 USB_UHC1_DP IO ANA na na na USB_UHC1_V DD3V3 na na na na na na na na D2 USB_UHC1_DM IO ANA na na na USB_UHC1_V DD3V3 na na na na na na na na H1 USB_UHC0_DP IO ANA na na na USB_UHC0_V DD3V3 na na na na na na na na H2 USB_UHC0_DM IO ANA na na na USB_UHC0_V DD3V3 na na na na na na na na F1 USB_UOC_DP IO ANA na na na USB_UOC_V DD3V3 na na na na na na na na Table 3. Ball characteristics (continued) Ball Pin name Pad type and pad options Reset/Reset rel. state |