Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NJW1325 Fiches technique(PDF) 25 Page - New Japan Radio

No de pièce NJW1325
Description  Multi Input Wide Band Video Interface with I2C Control
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NJRC [New Japan Radio]
Site Internet  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio

NJW1325 Fiches technique(HTML) 25 Page - New Japan Radio

Back Button NJW1325 Datasheet HTML 18Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 19Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 20Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 21Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 22Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 23Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 24Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 25Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 26Page - New Japan Radio  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 26 page
background image
Ver.0.3
NJW1325
-25 -
Dual Supply Case
VEE
SCOUT1
VCC
SYOUT2
SYOUT3
SYOUT1
SYOUT4
SYIN1
SYIN2
SYIN3
SYIN4
SYIN5
SYIN6
SYIN7
VCC
VEE
SCIN7
SCIN6
SCIN3
SCIN5
SCIN4
SCIN2
SCIN1
VOUT5
VOUT4
+
+
47µF
0.1µF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
GND
VCC
VDD
YIN3
YIN4
YIN2
YIN1
YIN5
SCOUT2
SCOUT3
SCOUT4
VCC
YOUT1
YOUT2
YOUT3
YOUT4
VEE
PBOUT1
PBOUT2
PBOUT3
PBOUT4
VCC
PROUT2
VOUT6
BIAS1
75Ω
1µF
+
47µF
0.1µF
+
+
+3.3V
+
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
+
47µF
0.1µF
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
-3.3V
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
1kΩ
1kΩ
1kΩ
1kΩ
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
1kΩ
1kΩ
+
+
+
3.3V
+
75Ω
75Ω
+
PBIN1
SDA
SCL
MUTE
BIAS2
PROUT1
VOUT2
VOUT1
VOUT3
VEE
+
+
47µF
0.1µF
3.3V
3.3V
75Ω
75Ω
+
47µF
0.1µF
+
47µF
0.1µF
+
47µF
0.1µF
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
+
47µF
0.1µF
+
47µF
0.1µF
75Ω
75Ω
75Ω
75Ω
3.3V
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
1µF
+
75Ω
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3.3V
100
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com