Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NJW1325 Fiches technique(PDF) 24 Page - New Japan Radio

No de pièce NJW1325
Description  Multi Input Wide Band Video Interface with I2C Control
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NJRC [New Japan Radio]
Site Internet  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio

NJW1325 Fiches technique(HTML) 24 Page - New Japan Radio

Back Button NJW1325 Datasheet HTML 18Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 19Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 20Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 21Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 22Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 23Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 24Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 25Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 26Page - New Japan Radio  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 26 page
background image
Ver.0.3
NJW1325
-24 -
APPLICATION CIRCUIT
Single Supply Case
VEE
SCOUT1
VCC
SYOUT2
SYOUT3
SYOUT1
SYOUT4
SYIN1
SYIN2
SYIN3
SYIN4
SYIN5
SYIN6
SYIN7
VCC
VEE
SCIN7
SCIN6
SCIN3
SCIN5
SCIN4
SCIN2
SCIN1
VOUT5
VOUT4
22µF
+
+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
GND
VCC
VDD
YIN3
YIN4
YIN2
YIN1
YIN5
SCOUT2
SCOUT3
SCOUT4
YOUT1
YOUT2
YOUT3
YOUT4
VEE
PBOUT1
PBOUT2
PBOUT3
PBOUT4
VCC
PROUT2
VOUT6
BIAS1
+5.0V
+
+
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
+
47µF
0.1µF
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
47µF
+
1kΩ
1kΩ
47µF
+
1kΩ
1kΩ
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
47µF
+
1kΩ
1kΩ
+
5V
+
470µF
+
75Ω
75Ω
+
PBIN1
SDA
SCL
MUTE
BIAS2
PROUT1
VOUT2
VOUT1
VOUT3
VEE
+
47µF
0.1µF
22µF
+
5V
5V
470µF
+
75Ω
75Ω
+
47µF
0.1µF
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
+
47µF
0.1µF
470µF
+
75Ω
75Ω
470µF
+
75Ω
75Ω
5V
+
47µF
0.1µF
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
47µF
0.1µF
75Ω
2.2µF
+
75Ω
+
75Ω
+
75Ω
+
75Ω
+
1µF
+
75Ω
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
75Ω
1µF
+
5V
+
+
+
+
+
+
+
+
5V
100
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1MΩ
1MΩ
1MΩ
1MΩ
1MΩ
2.2µF
2.2µF
2.2µF
2.2µF
VCC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com