Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NJW1325 Fiches technique(PDF) 18 Page - New Japan Radio

No de pièce NJW1325
Description  Multi Input Wide Band Video Interface with I2C Control
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NJRC [New Japan Radio]
Site Internet  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio

NJW1325 Fiches technique(HTML) 18 Page - New Japan Radio

Back Button NJW1325 Datasheet HTML 14Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 15Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 16Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 17Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 18Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 19Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 20Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 21Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 22Page - New Japan Radio Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 26 page
background image
Ver.0.3
NJW1325
-18 -
No
.
SYMBOL
FUNCTION
EQUIVALENT CIRCUIT
VOLATGE
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
PBIN1
PBIN2
PBIN3
PBIN4
PBIN5
PRIN1
PRIN2
PRIN3
PRIN4
PRIN5
Pb Input
Pr Input
2.5V
41
84
98
YDETOUT
VDETOUT
SYDETOUT
YDET Output
YDET Output
SYDET Output
-
42
87
91
YOUT
VOUT
SYOUT
Y Output
V Output
SY Output
1.9V
VEE
250Ω
VCC
25kΩ
720Ω
VCC
GND
VEE
4kΩ
8kΩ
1kΩ
VCC
VEE
25Ω
25Ω
400Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com