Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NJW1325 Fiches technique(PDF) 20 Page - New Japan Radio

No de pièce NJW1325
Description  Multi Input Wide Band Video Interface with I2C Control
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NJRC [New Japan Radio]
Site Internet  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio

NJW1325 Fiches technique(HTML) 20 Page - New Japan Radio

Back Button NJW1325 Datasheet HTML 16Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 17Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 18Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 19Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 20Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 21Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 22Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 23Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 24Page - New Japan Radio Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 26 page
background image
Ver.0.3
NJW1325
-20 -
No
.
SYMBOL
FUNCTION
EQUIVALENT CIRCUIT
VOLATGE
49
50
51
52
53
54
57
58
PROUT4
PROUT3
PROUT2
PROUT1
PBOUT4
PBOUT3
PBOUT2
PBOUT1
Pr Output
Pb Output
For 75
Ω Drive
2.5V
59
60
61
62
YOUT4
YOUT3
YOUT2
YOUT1
Y Output
For 75
Ω Drive
1.3V
65
66
67
SCOUT4
SCOUT3
SCOUT2
SC Output
For 75
Ω Drive
2.5V
VCC
VEE
8Ω
8Ω
850Ω
REF
800Ω
VCC
VEE
850Ω
REF
800Ω
VCC
VEE
4.8kΩ
REF
4.8kΩ
800Ω
800Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com