Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NJW1325 Fiches technique(PDF) 17 Page - New Japan Radio

No de pièce NJW1325
Description  Multi Input Wide Band Video Interface with I2C Control
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NJRC [New Japan Radio]
Site Internet  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio

NJW1325 Fiches technique(HTML) 17 Page - New Japan Radio

Back Button NJW1325 Datasheet HTML 13Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 14Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 15Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 16Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 17Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 18Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 19Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 20Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 21Page - New Japan Radio Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 26 page
background image
Ver.0.3
NJW1325
-17 -
No
.
SYMBOL
FUNCTION
EQUIVALENT CIRCUIT
VOLATGE
21
SCL
I
2C Clock Input
-
22
45
MUTE
DUAL/SINGLE
Mute
Supply Mode
0V
24
25
26
27
28
YIN1
YIN2
YIN3
YIN4
YIN5
Y Input
1.9V
4kΩ
VCC
GND
VEE
VDD
GND
50kΩ
50kΩ
80kΩ
80kΩ
80kΩ
80kΩ
VEE
VCC
250Ω
VCC
VEE
25kΩ
GND
720Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com