Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NJW1325 Fiches technique(PDF) 16 Page - New Japan Radio

No de pièce NJW1325
Description  Multi Input Wide Band Video Interface with I2C Control
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NJRC [New Japan Radio]
Site Internet  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio

NJW1325 Fiches technique(HTML) 16 Page - New Japan Radio

Back Button NJW1325 Datasheet HTML 12Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 13Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 14Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 15Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 16Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 17Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 18Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 19Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 20Page - New Japan Radio Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 26 page
background image
Ver.0.3
NJW1325
-16 -
No
.
SYMBOL
FUNCTION
EQUIVALENT CIRCUIT
VOLATGE
16
29
55
63
72
81
92
VCC
Supply
5V
17
40
48
56
64
73
100
VEE
Negative Supply
0V
18
GND
Ground
0V
19
VDD
Logic Supply
5V
20
SDA
I
2C Data Input
-
4kΩ
VCC
GND
VEE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com