Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NJW1325 Fiches technique(PDF) 11 Page - New Japan Radio

No de pièce NJW1325
Description  Multi Input Wide Band Video Interface with I2C Control
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NJRC [New Japan Radio]
Site Internet  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio

NJW1325 Fiches technique(HTML) 11 Page - New Japan Radio

Back Button NJW1325 Datasheet HTML 7Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 8Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 9Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 10Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 11Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 12Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 13Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 14Page - New Japan Radio NJW1325 Datasheet HTML 15Page - New Japan Radio Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 26 page
background image
Ver.0.3
NJW1325
-11 -
d)
BIT
No.
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
03H
VOUT1,2,3
Gain
VOUT4
Gain
VOUT5
Gain
VOUT6
Gain
SYOUT1,2,3/
SCOUT1,2,3
Gain
SYOUT4/
SCOUT4
Gain
EX1
EX2
• OUTPUT SIGNAL GAIN
VOUT1,2,3,4
Gain
VOUT4
Gain
D7
Gain
D6
Gain
0
4dB*
0
0dB*
1
6dB
1
Vin1~6 Output : 4/6dB (VOUT1,2,3Gain Select)
Vin7 Output : 6dB
*:Default Value
*:Default Value
VOUT5
Gain
VOUT6
Gain
D5
Gain
D4
Gain
0
4dB*
0
4dB*
1
6dB
1
6dB
*:Default Value
*:Default Value
SYOUT1,2,3/
SCOUT1,2,3
Gain
SYOUT4/SCOUT4
Gain
D3
Gain
D2
Gain
0
4dB*
0
0dB*
1
6dB
1
SY/SCin1~6 Output : 4/6dB(SYOUT1,2,3/SCOUT1,2,3
Gain Select)
SY/SCin7 Output : 6dB
*:Default Value
*:Default Value
• EX OUTPUT
EX1
EX2
D1
EX1 Output
D0
EX1Output
0
Open*
0
Open*
1
Low
1
Low
*:Default Value
*:Default Value



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com