| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
RM0319 Fiches technique(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM0319 Fiches technique(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 368 page ![]() RM0319 List of tables Doc ID 022640 Rev 3 17/368 Table 49. Receive descriptor 1 (RDES1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Table 50. Receive descriptor 2 (RDES2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Table 51. Receive descriptor 3 (RDES3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Table 52. Pin configuration in MII mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Table 53. Pin configuration in RMII mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Table 54. Receive buffer descriptor entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Table 55. Transmit buffer descriptor entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Table 56. Pause frame support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Table 57. Address match register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Table 58. Signal description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Table 59. Initialization of a transmit object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Table 60. Initialization of a receive object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Table 61. Initialization of a receive object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Table 62. Parameters of the CAN Bit Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Table 63. UART interrupt summary together with combined outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Table 64. Control bits to enable and disable hardware flow control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Table 65. Meaning of UART0/1 modem input/output in DTE and DCE modes . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Table 66. First byte assignment in addressing slave protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Table 67. I2C controller interrupt sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Table 68. SSP pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Table 69. External CS selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Table 70. 4PPM encoding scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Table 71. Settings of K,L and (N+1) parameters for SIR,MIR and FIR in baud rate generation unit 251 Table 72. Request signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Table 73. FIrDA controller interrupt summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Table 74. GPIO signal interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Table 75. CLCD signal interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Table 76. LCD STN panel signal multiplexing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Table 77. LCD TFT panel signal multiplexing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Table 78. LBLP, DMA FIFO output bit 31 to bit 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Table 79. LBLP, DMA FIFO output bit 15 to bit 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Table 80. BBBP, DMA FIFO output bit 31 to bit 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Table 81. BBBP, DMA FIFO output bit15 to bit 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Table 82. LBBP, DMA FIFO output bit 31 to bit 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Table 83. LBBP, DMA FIFO output bit15 to bit 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Table 84. RGB mode data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Table 85. Palette data storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Table 86. GPIO signal interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Table 87. I2S signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Table 88. I2S interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Table 89. C3 device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Table 90. Channel ID Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Table 91. DES ECB start instruction bit encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Table 92. DES ECB bit ‘a’ encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Table 93. DES ECB bit ‘b’ encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Table 94. DES CBC START Instruction Bit Encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Table 95. DES ECB APPEND Instruction bit encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Table 96. DES CBC Append Instruction Bit Encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Table 97. AES ECB START instruction bit encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Table 98. AES ECB Bit ‘a’ encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Table 99. AES CBC START instruction bit encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Table 100. AES CTR START instruction bit encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 |