| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UM0934 Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM0934 Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 113 page ![]() UM0934 Contents Doc ID 17389 Rev 2 5/113 6.5.8 0007h (minimum delta credit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6.5.9 0008h (disable frame type check and disable CRC check) . . . . . . . . . . 72 6.5.10 0009h (Timeout Intelligent Synchronization) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.5.11 000Ah (valid frame counter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6.5.12 000Bh (TIC selector and repeater setting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6.5.13 000Ch (RC Threshold) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6.5.14 000Dh (S0, N0, PGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6.5.15 000Eh (S1, N1, phase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 6.5.16 000Fh (transmitted frame counter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 6.5.17 0010h (repeated frame counter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 6.5.18 0011h (bad frame indicator counter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 6.5.19 0012h (frame indicator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 6.5.20 0013h (smart-phase detection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6.5.21 0014h (phase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6.5.22 0015h (auto synchro reject) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6.5.23 0016h (Intelligent synchronization threshold) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 6.5.24 0082h (TX output gain and current limiting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 6.5.25 0083h (received alarm counter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 6.5.26 0084h (transmitted alarm counter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 6.5.27 0085h (alarm repetition, alarm before indication, alarm reject window) 84 6.5.28 0086h (alarm indication, repetition, SN indication disable) . . . . . . . . . . 84 6.5.29 00A0h (New synchronization) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.5.30 00A1h (PLC configuration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 6.5.31 00A4h (PRESLOT/ZC/TS/BIT and ZC_IN_D configuration) . . . . . . . . . 87 6.5.32 00ABh (Max PGA Gain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6.5.33 00ACh (soft start) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6.5.34 00C2h (time-slot delay bit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 6.5.35 00D1h (ZC delay compensation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 7 Extended functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 7.1 Automatic reconfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 7.1.1 PHY reconfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 7.1.2 MAC reconfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 7.2 Alarm management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 7.2.1 Alarm transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 7.2.2 Alarm reception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 7.2.3 Alarm repetition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 |