Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ADMCF341 Fiches technique(PDF) 36 Page - Analog Devices

No de pièce ADMCF341
Description  28-Lead Flash and ROM Memory, Mixed-Signal DSPs with Enhanced Analog Front End
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADMCF341 Fiches technique(HTML) 36 Page - Analog Devices

Back Button ADMCF341_15 Datasheet HTML 28Page - Analog Devices ADMCF341_15 Datasheet HTML 29Page - Analog Devices ADMCF341_15 Datasheet HTML 30Page - Analog Devices ADMCF341_15 Datasheet HTML 31Page - Analog Devices ADMCF341_15 Datasheet HTML 32Page - Analog Devices ADMCF341_15 Datasheet HTML 33Page - Analog Devices ADMCF341_15 Datasheet HTML 34Page - Analog Devices ADMCF341_15 Datasheet HTML 35Page - Analog Devices ADMCF341_15 Datasheet HTML 36Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 36 page
background image
–36–
ADMC(F)341
REV. A
28-Lead Standard Small Outline Package [SOIC]
Wide Body
(RW-28)
Dimensions shown in millimeters and (inches)
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-013AE
0.32 (0.0126)
0.23 (0.0091)
8
0
0.75 (0.0295)
0.25 (0.0098)
45
1.27 (0.0500)
0.40 (0.0157)
SEATING
PLANE
0.30 (0.0118)
0.10 (0.0039)
0.51 (0.0201)
0.33 (0.0130)
2.65 (0.1043)
2.35 (0.0925)
1.27 (0.0500)
BSC
28
15
14
1
18.10 (0.7126)
17.70 (0.6969)
10.65 (0.4193)
10.00 (0.3937)
7.60 (0.2992)
7.40 (0.2913)
COPLANARITY
0.10
OUTLINE DIMENSIONS
Revision History
Location
Page
10/02—Data Sheet changed from REV. 0 to REV. A.
ADMCF341 changed to ADMC(F)341, unless otherwise noted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universal
Title Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Change to FEATURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Change to Memory Block of FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Changes to VOLTAGE REFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Change to FLASH MEMORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Changes to ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Changes to ORDERING GUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Changes to Table XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Updated OUTLINE DIMENSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36