| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PSD833F2 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PSD833F2 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 128 page ![]() PSD8XXFX List of tables Doc ID 7833 Rev 7 7/128 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. Product range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 3. PLCC52 pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 4. PLD I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 5. JTAG SIgnals on port C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 6. Methods for programming different functional blocks of the PSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 7. I/O port latched address output assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 8. Register address offset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 9. Memory block size and organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 10. Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 11. Status bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 12. Sector Protection/Security Bit definition – Flash Protection register. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 13. Sector Protection/Security Bit definition – PSD/EE Protection register . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 14. VM register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Table 15. DPLD and CPLD inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Table 16. Output macrocell port and data bit assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Table 17. MCUs and their control signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Table 18. 8-bit data bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Table 19. 80C251 configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Table 20. Port operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Table 21. Port operating mode settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Table 22. I/O port Latched address output assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Table 23. Port configuration registers (PCR)t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Table 24. Port Pin Direction Control, Output Enable P.T. not defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Table 25. Port Pin Direction Control, Output Enable P.T. defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Table 26. Port Direction assignment example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Table 27. Drive register pin assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Table 28. Port Data registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Table 29. Power-down mode’s effect on ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Table 30. PSD timing and standby current during Power-down mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Table 31. Power Management mode registers PMMR0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Table 32. Power Management mode registers PMMR2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Table 33. APD counter operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Table 34. Status during Power-on reset, Warm reset and Power-down mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Table 35. JTAG port signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Table 36. JTAG Enable register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Table 37. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Table 38. Example of PSD typical power calculation at VCC=5.0 V (Turbo mode on) . . . . . . . . . . . . 93 Table 39. Example of PSD typical power calculation at VCC = 5.0 V (Turbo mode off) . . . . . . . . . . . 94 Table 40. Operating conditions (5 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Table 41. Operating conditions (3 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Table 42. AC signal letters for PLD timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Table 43. AC signal behavior symbols for PLD timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Table 44. AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Table 45. Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Table 46. DC characteristics (5 V devices). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Table 47. DC Characteristics (3 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Table 48. CPLD combinatorial timing (5 V devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |