| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STA382BW Fiches technique(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA382BW Fiches technique(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 172 page ![]() List of tables STA382BW 14/172 Doc ID 022783 Rev 1 Table 153. Limiter release threshold as a function of LxRT bits (DRC mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Table 154. RAM block for biquads, mixing, scaling and bass management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Table 155. Status register bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Table 156. Extended post-scale range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Table 157. Extended attack rate, limiter 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Table 158. Extended attack rate, limiter 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Table 159. Extended biquad selector, biquad 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Table 160. Extended biquad selector, biquad 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Table 161. Extended biquad selector, biquad 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Table 162. Soft volume update enable, increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Table 163. Soft volume update enable, decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Table 164. Volume fine-tuning steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Table 165. Extra volume resolution enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Table 166. PLL factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Table 167. PLL register 0x43 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Table 168. PLL register 0x44 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Table 169. PLL register 0x45 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Table 170. PLL register 0x46 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Table 171. Coefficients extended range configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Table 172. External amplifier enabler configuration bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Table 173. PNDLSL bits configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Table 174. Zero-detect threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Table 175. Zero-detect hysteresis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Table 176. Manual threshold register 0x2E, 0x2F and 0x5E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Table 177. Headphone/Line out configuration bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Table 178. F3X configuration register 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Table 179. F3X configuration register 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Table 180. STCompressorTM configuration bits1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Table 181. STCompressorTM configuration bits 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Table 182. Charge pump sync configuration bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Table 183. Misc register 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Table 184. MISC4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Table 185. VQFN48 (7 x 7 x 0.9 mm) package dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Table 186. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 |