| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STA382BW Fiches technique(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA382BW Fiches technique(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 172 page ![]() STA382BW List of tables Doc ID 022783 Rev 1 13/172 Table 101. I2C registers summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Table 102. Master clock select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Table 103. Input sampling rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Table 104. Internal interpolation ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Table 105. IR bit settings as a function of the input sampling rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Table 106. Fault-detect recovery bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Table 107. Serial audio input interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Table 108. Serial data first bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Table 109. Support serial audio input formats for MSB-first (SAIFB = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Table 110. Supported serial audio input formats for LSB-first (SAIFB = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Table 111. Delay serial clock enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Table 112. Channel input mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Table 113. FFX compensating pulse size bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Table 114. Compensating pulse size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Table 115. DSP bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Table 116. Post-scale link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Table 117. Biquad coefficient link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Table 118. Zero-detect mute enable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Table 119. Submix mode enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Table 120. Noise-shaper bandwidth selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Table 121. AM mode enable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Table 122. PWM speed mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Table 123. Zero-crossing enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Table 124. Soft volume update enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Table 125. Output configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Table 126. Output configuration engine selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Table 127. Invalid input detect mute enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Table 128. Binary output mode clock loss detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Table 129. LRCK double trigger protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Table 130. Auto EAPD on clock loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Table 131. IC power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Table 132. External amplifier power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Table 133. Line output configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Table 134. Mute configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Table 135. Master volume offset as a function of MVOL[7:0] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Table 136. Channel volume as a function of CxVOL[7:0] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Table 137. AM interference frequency switching bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Table 138. Audio preset AM switching frequency selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Table 139. Bass management crossover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Table 140. Bass management crossover frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Table 141. Tone control bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Table 142. EQ bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Table 143. Volume bypass register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Table 144. Binary output enable registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Table 145. Channel limiter mapping as a function of CxLS bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Table 146. Channel output mapping as a function of CxOM bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Table 147. Tone control boost/cut as a function of BTC and TTC bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Table 148. Limiter attack rate as a function of LxA bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Table 149. Limiter release rate as a function of LxR bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Table 150. Limiter attack threshold as a function of LxAT bits (AC mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Table 151. Limiter release threshold as a function of LxRT bits (AC mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Table 152. Limiter attack threshold as a function of LxAT bits (DRC mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 |