Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KC73125UBA Fiches technique(PDF) 13 Page - Samsung semiconductor

No de pièce KC73125UBA
Description  1/3 INCH CCD IMAGE SENSOR FOR EIA CAMERA
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Site Internet  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KC73125UBA Fiches technique(HTML) 13 Page - Samsung semiconductor

Back Button KC73125UBA Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KC73125UBA Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KC73125UBA Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KC73125UBA Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KC73125UBA Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor KC73125UBA Datasheet HTML 14Page - Samsung semiconductor KC73125UBA Datasheet HTML 15Page - Samsung semiconductor KC73125UBA Datasheet HTML 16Page - Samsung semiconductor KC73125UBA Datasheet HTML 17Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 18 page
background image
KC73125UBA
1/3 INCH CCD IMAGE SENSOR FOR EIA CAMERA
13
APPLICATION CIRCUITS
Figure 3. Application Circuits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
XSUB XV2 XV1 SG1 XV3 SG2 XV4
16
15
14
13
12
11
10
9
ΦH2 ΦH1 ΦRS
5V
KS7221D
1
2
3
4
5
6
7
8
ΦV4
ΦV3
ΦV2
ΦV1
ΦH2
ΦH1
ΦRS
GND
VGG
VSS
VOUT
VL
NC
SUB
GND
VDD
10
100K
MA110
50K
104
3.9K
+
-
1
µ/50V
100
10
µ/25V
10
µ/25V
+
-
-
+
+
-
103
103
CCD
Output
-9V
15V
180K
KSC2757
27K
680
1
µ/10V
47
µ/16V
+
-
+ -
15V
22
µ
10
µ/25V
103



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com